Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CA1119A8R Arkusz danych(PDF) 2 Page - SHIELD s.r.l.

Numer części CA1119A8R
Szczegółowy opis  For electrovalves, style A, 2p2G, female, with cable
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Strona internetowa  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

CA1119A8R Arkusz danych(HTML) 2 Page - SHIELD s.r.l.

  CA1119A8R Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. CA1119A8R Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
version 091028
CONNECTORS | CONNETTORI
CA
www.shield.net
45-3
B
cable code
codice cavo
(b1)
max
current
corrente
max
A @ 40°C
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wire
colour
colore
fili
(a2) (b4)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
429
7,0
0,09
2 x 0,50
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MF-HK
409
7,0
0,09
2 x 0,50
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
412
7,0
0,09
2 x 0,50
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
MN-GK
516
8,5
0,06
2 x 0,75
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MF-HK
503
8,5
0,06
2 x 0,75
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
527
8,5
0,06
2 x 0,75
pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MN-TK
618
10,0
0,05
2 x 1,0
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MF-HK
624
10,0
0,05
2 x 1,0
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
607
10,0
0,05
2 x 1,0
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
443
7,0
0,09
2+1 x 0,50
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MF-HK
410
7,0
0,09
2+1 x 0,50
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
414
7,0
0,09
2+1 x 0,50
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-25...+ 90
MN-GK
432
7,0
0,09
2+1 x 0,50
silicon
silicon
rd 3016
A
5
-60...+180
MS-GK
542
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pur halogenfree
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
A
6
-40...+ 80
MC-TE
517
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MF-HK
520
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pur pvc
LiYY11Y
gy 7001
A
5
-25...+ 80
MF-HK
537
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
501
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
535
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pvc
HAR H05VV-F
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-PK
505
8,5
0,06
2+1 x 0,75
pvc
UL SVT
bk 9005
A
5
-15...+ 60
MN-SV
526
8,5
0,06
2+1 x 0,75
silicon
silicon
rd 3016
A
5
-60...+180
MS-GK
611
10,0
0,05
2+1 x 1,0
pur pvc
LiYY11Y
bk 9005
A
5
-25...+ 80
MF-HK
616
10,0
0,05
2+1 x 1,0
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
602
10,0
0,05
2+1 x 1,0
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
625
10,0
0,05
2+1 x 1,0
silicon
silicon
rd 3016
A
5
-60...+180
MS-GK
(b1) many other cables are available such as: pvc 90°C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90°C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche).
(b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground.
esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present.
colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente.
C
length code
codice lunghezza (c1)
1000
1500
2000
3000
5000
8000
MT10
MT15
MT20
cable length
lunghezza cavo
m
1
1,5
2
3
5
8
10
15
20
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well;
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
D
key code
codice chiave
0
3
ground position
posizione terra
E
variant code
codice variante
empty space or 00
spazio vuoto o 00
05
10
20
21
max marking plate dimension
dimensione max targhetta
--
--
4 x 15 mm
4 x 30 mm
4 x 18 mm
other characteristics on request
altre caratteristiche a richiesta
no variant
nessuna variante
stainless steel central screw
vite centrale acciaio inox
empty nylon
marking carrier,
assembled;
porta targhette di nylon,
vuoto,
assemblato
empty pvc
marking sleeve,
assembled on cable;
tubetto targhette pvc,
vuoto,
assemblato sul cavo
F
second side
secondo lato (f1)
empty space
spazio vuoto
RDLM
RDMM
description
descrizione
only stripped cable
solo cavo sguainato
M12, straight, 2p + G
M12, diritto, 2p + T
M12, angled, 2p + G
M12, angolato, 2p + T
photo
foto
wires connection
collegamento fili
--
(f3)
M12 - A
male connector face view
vista frontale connettore maschio
(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets;
per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.
(f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V;
attenzione: per serie M12, quando è collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro è 60 V.


Podobny numer części - CA1119A8R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ledil, Inc.
CA11136 LEDIL-CA11136 Datasheet
255Kb / 4P
   Leila Assembly
CA11136 LEDIL-CA11136 Datasheet
4Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for Osram Golden Dragon . 13.9 mm high assembly with installation tape.
CA11136 LEDIL-CA11136_18 Datasheet
4Mb / 4P
   ~40째 wide beam optimized for Osram Golden Dragon . 13.9 mm high assembly with installation tape.
CA11138 LEDIL-CA11138 Datasheet
2Mb / 4P
   ~25째 medium beam optimized for CREE XR-E. 16.5 mm high assembly.
logo
Cree, Inc
CA11171 CREE-CA11171 Datasheet
345Kb / 6P
   Tina series
More results

Podobny opis - CA1119A8R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SHIELD s.r.l.
CF1102V00 SHIELD-CF1102V00 Datasheet
224Kb / 2P
   For electrovalves, style B, 2pG, female, with cable
CE1102V00 SHIELD-CE1102V00 Datasheet
237Kb / 2P
   For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, with cable
CL1102V00 SHIELD-CL1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
   For electrovalves, style C, 2p or 3p G, female, with cable
CC1103V00 SHIELD-CC1103V00 Datasheet
206Kb / 2P
   For electrovalves, style A, 3pG, female, with cable
CN1102V00 SHIELD-CN1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
   For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p G, female, with cable
VF6102A00 SHIELD-VF6102A00 Datasheet
166Kb / 2P
   For electrovalves, style B, 2pG, female, field attachable
VC1100A00 SHIELD-VC1100A00 Datasheet
1Mb / 4P
   For electrovalves, style A, 2pG or 3pG, female, field attachable
VE6102A00 SHIELD-VE6102A00 Datasheet
188Kb / 2P
   For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, field attachable
VL1102A00 SHIELD-VL1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
   For electrovalves, style C, 2p or 3pG, female, field attachable
VN1102A00 SHIELD-VN1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
   For electrovalves, style C-ind, 2p or 3pG, female, field attachable
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com