Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BC847BPDXV6T1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
BC847BPDXV6T1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 8 page BC847BPDXV6T1, BC847BPDXV6T5 http://onsemi.com 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (NPN) (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Collector − Emitter Breakdown Voltage (IC = 10 mA) V(BR)CEO 45 − − V Collector − Emitter Breakdown Voltage (IC = 10 μA, VEB = 0) V(BR)CES 50 − − V Collector − Base Breakdown Voltage (IC = 10 mA) V(BR)CBO 50 − − V Emitter − Base Breakdown Voltage (IE = 1.0 mA) V(BR)EBO 6.0 − − V Collector Cutoff Current (VCB = 30 V) (VCB = 30 V, TA = 150°C) ICBO − − − − 15 5.0 nA μA ON CHARACTERISTICS DC Current Gain (IC = 10 μA, VCE = 5.0 V) (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) hFE − 200 150 290 − 475 − Collector − Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.5 mA) Collector − Emitter Saturation Voltage (IC = 100 mA, IB = 5.0 mA) VCE(sat) − − − − 0.25 0.6 V Base − Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.5 mA) Base − Emitter Saturation Voltage (IC = 100 mA, IB = 5.0 mA) VBE(sat) − − 0.7 0.9 − − V Base − Emitter Voltage (IC = 2.0 mA, VCE = 5.0 V) Base − Emitter Voltage (IC = 10 mA, VCE = 5.0 V) VBE(on) 580 − 660 − 700 770 mV SMALL−SIGNAL CHARACTERISTICS Current − Gain − Bandwidth Product (IC = 10 mA, VCE = 5.0 Vdc, f = 100 MHz) fT 100 − − MHz Output Capacitance (VCB = 10 V, f = 1.0 MHz) Cobo − − 4.5 pF Noise Figure (IC = 0.2 mA, VCE = 5.0 Vdc, RS = 2.0 kΩ, f = 1.0 kHz, BW = 200 Hz) NF − − 10 dB |
Podobny numer części - BC847BPDXV6T1 |
|
Podobny opis - BC847BPDXV6T1 |