Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAL99 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BAL99
Szczegółowy opis  Silicon Switching Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAL99 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BAL99_07 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BAL99_07 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAL99_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAL99_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAL99_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAL99_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2007-04-19
4
BAL99...
Forward current IF = ƒ (TS)
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C
150
TS
0
50
100
150
200
mA
300


Podobny numer części - BAL99_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BAL99 PHILIPS-BAL99_03 Datasheet
67Kb / 9P
   High-speed diode
2003 Dec 12
logo
Won-Top Electronics
BAL99 WTE-BAL99_06 Datasheet
50Kb / 4P
   SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
BAL99 DIODES-BAL99_08 Datasheet
117Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DS12009 Rev. 15 - 2
More results

Podobny opis - BAL99_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BAW101 INFINEON-BAW101 Datasheet
429Kb / 3P
   Silicon Switching Diode
Sep-24-2003
BAS21 INFINEON-BAS21 Datasheet
453Kb / 5P
   Silicon Switching Diode
Jan-30-2003
logo
ON Semiconductor
BAS16TT1 ONSEMI-BAS16TT1 Datasheet
123Kb / 8P
   Silicon Switching Diode
March, 2000 ??Rev. 0
logo
Central Semiconductor C...
1N4454 CENTRAL-1N4454 Datasheet
67Kb / 1P
   Silicon switching diode
logo
M/A-COM Technology Solu...
1N914 MA-COM-1N914 Datasheet
534Kb / 3P
   Silicon Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS16TT1 ONSEMI-BAS16TT1_04 Datasheet
63Kb / 6P
   Silicon Switching Diode
May, 2004 ??Rev. 2
logo
Leshan Radio Company
LBAS16WT1 LRC-LBAS16WT1 Datasheet
166Kb / 4P
   Silicon Switching Diode
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SS222 KEXIN-1SS222 Datasheet
36Kb / 1P
   SILICON SWITCHING DIODE
logo
ON Semiconductor
BAS16TT1G ONSEMI-BAS16TT1G Datasheet
128Kb / 5P
   Silicon Switching Diode
October, 2010 -- Rev. 3
logo
Infineon Technologies A...
BAS21 INFINEON-BAS21_07 Datasheet
119Kb / 9P
   Silicon Switching Diode
2007-04-19
BAW56 INFINEON-BAW56_07 Datasheet
153Kb / 12P
   Silicon Switching Diode
2007-09-19
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com