Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74479887247 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 74479887247
Szczegółowy opis  SMD-power inductance WE-PMI
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74479887247 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74479887247 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74479887247 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74479887247 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Größe / size 1008
A
2.5 ± 0.2
mm
B
2.0 ± 0.2
mm
C
1.0 ± 0.2
mm
D
0.5 ± 0.2
mm
@@FRM 1@@
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Güte Q /
Q factor
DC-Widerstand /
DC-resistance
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
33%
+20°C
Ferrit / ferrite
SMu
Version 1
09-03-16
Name
Änderung / modification
Datum / date
mA
typ.
1 MHz
1 MHz
max.
min.
L
min.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Würth Elektronik
Agilent E4991 A für/for L und/and Q und/and SRF
GMC Metrahit 27i für/for R
DC
WK3260B für/for I
sat
50
| L/L|<30%
Isat
850
Q
26
SRF
D Prüfgeräte / test equipment:
±20%
4.7
µH
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Kunde / customer :
74479887247
SMD-Powerinduktivität WE-PMI
SMD-power inductance WE-PMI
Artikelnummer / part number :
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
850
T=40 K
IDC
mA
Umgebungstemp. / ambient temperature:-40°C - + 85°C
Basismaterial / base material:
Agilent 6032 für/for I
DC
http://www.we-online.com
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-03-16
MHz
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Testbedingungen /
test conditions
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
G Eigenschaften / general specifications:
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen / test conditions:
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Umgebungstemperatur / temperature:
+/-25%
@ 20°C
RDC
650
mΩ
3,5 - 4,5
1,5
SEITE 1 VON 3


Podobny numer części - 74479887247

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74479887247A WURTH-74479887247A Datasheet
1Mb / 7P
   WE-PMI Power Multilayer Inductor
More results

Podobny opis - 74479887247

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74479775147 WURTH-74479775147 Datasheet
619Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479775210 WURTH-74479775210 Datasheet
202Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887310 WURTH-74479887310 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479787247 WURTH-74479787247 Datasheet
213Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479775147A WURTH-74479775147A Datasheet
406Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479763210 WURTH-74479763210 Datasheet
679Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887210 WURTH-74479887210 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479887222 WURTH-74479887222 Datasheet
131Kb / 3P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479776222 WURTH-74479776222 Datasheet
412Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
74479787147A WURTH-74479787147A Datasheet
564Kb / 4P
   SMD-power inductance WE-PMI
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com