Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL312 Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL312
Szczegółowy opis  3-Axis, ±1.5 g/±3 g/±6 g/±12 g Digital Accelerometer
Pobierz  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
ADXL312
Rev. 0 | Page 9 of 32
0
10
20
40
30
50
80
70
60
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
SELF-TEST RESPONSE (g)
Figure 15. X-Axis Self-Test Delta, VS = VDD I/O = 3.3 V, 25°C
0
10
20
40
30
50
70
60
SELF-TEST RESPONSE (g)
Figure 16. Y-Axis Self-Test Delta, VS = VDD I/O = 3.3 V, 25°C
0
10
20
40
30
50
80
70
60
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3.3
3.0
SELF-TEST RESPONSE (g)
Figure 17. Z-Axis Self-Test Delta, VS = VDD I/O = 3.3 V, 25°C
0
10
20
40
30
50
80
70
60
CURRENT (nA)
Figure 18. Standby Mode Current Consumption, VS = VDD I/O = 3.3 V, 25°C
0
5
10
20
15
25
35
30
CURRENT CONSUMPTION (µA)
Figure 19. Current Consumption, Measurement Mode, Data Rate = 100 Hz,
VS = VDD I/O = 3.3 V, 25°C
0
50
100
150
200
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
SUPPLY VOLTAGE (V)
Figure 20. Supply Current vs. Supply Voltage, VS at 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl