Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS642 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS642
Szczegółowy opis  Vibration Rejecting ±250°/s Yaw Rate Gyro
Pobierz  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 7 page
background image
Preliminary Technical Data
ADXRS642
Rev. Pr. A | Page 7 of 10
MODIFYING THE MEASUREMENT RANGE
The ADXRS642 scale factor can be reduced to extend the
measurement range to as much as ±450°/s by adding a single
225kΩ resistor between the RATEOUT and SUMJ. If an
external resistor is added between RATEOUT and SUMJ COUT
must be proportionally reduced to maintain correct bandwidth.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl