Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS642 Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS642
Szczegółowy opis  Vibration Rejecting ±250°/s Yaw Rate Gyro
Pobierz  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 9 page
background image
Preliminary Technical Data
ADXRS642
Rev. Pr. A | Page 9 of 10
OUTLINE DIMENSIONS
Figure 8. 32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
(BC-32-3)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model1
Temperature Range
Package Description
Package Option
ADXRS642BBGZ
–40°C to +105°C
32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
BC-32-3
ADXRS642BBGZ-RL
–40°C to +105°C
32-Lead Ceramic Ball Grid Array [CBGA]
BC-32-3
EVAL-ADXRS642Z
Evaluation Board
1 Z = RoHS Compliant Part.
A
B
C
D
E
F
G
7654
3
TOP VIEW
DETAIL A
BALL DIAMETER
0.60
0.55
0.50
0.60 MAX
0.25 MIN
COPLANARITY
0.15
21
*A1 CORNER
INDEX AREA
3.20 MAX
2.50 MIN
*BALL A1 IDENTIFIER IS GOLD PLATED AND CONNECTED
TO THE D/A PAD INTERNALLY VIA HOLES.
7.05
6.85 SQ
6.70
A1 BALL
CORNER
BOTTOM VIEW
DETAIL A
0.80
BSC
4.80
BSC SQ
SEATING
PLANE
3.80 MAX




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl