Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS646TBGZ-EP-RL Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS646TBGZ-EP-RL
Szczegółowy opis  High Stability, Low Noise Vibration Rejecting Yaw Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 8 page
background image
ADXRS646
Data Sheet
Rev. 0 | Page 8 of 12
Figure 16. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
Figure 17. VTEMP Output vs. Temperature
Figure 18. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VTEMP OUTPUT (V)
4.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
TEMPERATURE (°C)
–100
–50
0
50
100
150
35
30
25
20
15
10
5
0
CURRENT CONSUMPTION (mA)
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl