Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS649BBGZ-RL Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS649BBGZ-RL
Szczegółowy opis  Fast Starting, ±20,000°/sec Vibration Rejecting Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 8 page
background image
ADXRS649
Rev. 0 | Page 8 of 12
0.001
0.01
0.1
10
1
100
1000
10000
VIBRATION INPUT FREQUENCY (Hz)
Figure 16. Typical Response to 10 g RMS Sinusoidal Vibration
(Sensor Bandwidth = 1 kHz)
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
5000
10000
15000
20000
ANGULAR RATE (Degress per Second)
Figure 17. Typical Nonlinearity (Four Typical Devices)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl