Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC848 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Weitron Technology

Numer części BC848
Szczegółowy opis  General Purpose Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WEITRON [Weitron Technology]
Strona internetowa  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

BC848 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Weitron Technology

  BC848 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology BC848 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology BC848 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology BC848 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology BC848 Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology BC848 Datasheet HTML 6Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
BC846BDW Series
FIG.13 Thermal Response
t , TIME (ms)
1.0
1.0
0
0.1
0.01
0.001
10
100
1.0k
10k
100k
FIG.14 Active Region Safe Operating Area
VCE, COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V)
-200
-1.0
TA = 25 C
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
SINGLE PULSE
BONDING WIRE LIMIT
THERMAL LIMIT
SECOND BREAKDOWN LIMIT
3 ms
TJ = 25 C
Z JA (t) = r(t) RJA
R JA = 328 C/W MAX
D CURVES APPLY FOR POWER
PULSE TRAIN SHOWN
READ TIME ATt1
TJ(pk)- T C = P(pk)RJC (t)
t1
t2
P(pk)
DUTY CYCLE, D = t1/t2
-100
-50
-10
-5.0
-2.0
-5.0
-10
-30 -45 -65 -100
1 s
BC558
BC557
BC556
1.0M
0.02
0.01
θ
Rev.B 09-Oct-08
5/6


Podobny numer części - BC848

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
BC848 FAIRCHILD-BC848 Datasheet
68Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
BC848 KEC-BC848 Datasheet
360Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BC848 LUGUANG-BC848 Datasheet
2Mb / 4P
   NPN general purpose Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BC848 FAIRCHILD-BC848 Datasheet
149Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
KEC(Korea Electronics)
BC848 KEC-BC848 Datasheet
48Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
More results

Podobny opis - BC848

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com