Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC-7882 Arkusz danych(PDF) 3 Page - NEC

Numer części MC-7882
Szczegółowy opis  GaAs MULTI-CHIP MODULE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-7882 Arkusz danych(HTML) 3 Page - NEC

  MC-7882 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-7882 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-7882 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-7882 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-7882 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-7882 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Data Sheet PG10314EJ01V0DS
3
MC-7882
PACKAGE DIMENSIONS
7-PIN SPECIAL WITH HEATSINK (UNIT: mm)
27.5 MAX.
38.1±0.25
45.08 MAX.
0.51±0.05
6-32UNC2B
123
789
5
19.05±0.38
2.54±0.38
0.51±0.05
4.25
+0.25
–0.35
±0.05
0.38.. A
2.5
6.3
2.54±0.25
25.4±0.25
A
φ
PIN CONNECTION
1
2378
IN
9
OUT
GND
VDD
5


Podobny numer części - MC-7882

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
California Eastern Labs
MC-7882 CEL-MC-7882 Datasheet
82Kb / 2P
   NECs 870 MHz GaAs CATV POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7882 CEL-MC-7882 Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
MC-7882 RENESAS-MC-7882 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
logo
California Eastern Labs
MC-7882-AZ CEL-MC-7882-AZ Datasheet
290Kb / 7P
   870 MHz CATV 20 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
MC-7882-AZ RENESAS-MC-7882-AZ Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
More results

Podobny opis - MC-7882

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
MC-7833 RENESAS-MC-7833 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7836 RENESAS-MC-7836 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2008
MC-7883 RENESAS-MC-7883 Datasheet
280Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2002
logo
NEC
MC-7881 NEC-MC-7881 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
MC-7883 NEC-MC-7883 Datasheet
39Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7832-HA RENESAS-MC-7832-HA Datasheet
264Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7845 RENESAS-MC-7845 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7846 RENESAS-MC-7846 Datasheet
195Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2006
MC-7891 RENESAS-MC-7891 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2007
MC-7893 RENESAS-MC-7893 Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2005
logo
NEC
MC-7891 NEC-MC-7891 Datasheet
64Kb / 6P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com