Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB160-05H Arkusz danych(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części SB160-05H
Szczegółowy opis  50V, 16A Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB160-05H Arkusz danych(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SB160-05H Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB160-05H Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB160-05H Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB160-05H
No.1982-2/3


Podobny numer części - SB160-05H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SB160-05R SANYO-SB160-05R Datasheet
126Kb / 3P
   50V, 16A Rectifier
More results

Podobny opis - SB160-05H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SB160-05R SANYO-SB160-05R Datasheet
126Kb / 3P
   50V, 16A Rectifier
logo
Frontier Electronics.
SF1605FCT FRONTIER-SF1605FCT Datasheet
1Mb / 2P
   16A SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER 50V-600V
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SFS1601GH TSC-SFS1601GH Datasheet
590Kb / 6P
   16A, 50V - 600V Super Fast Surface Mount Rectifier
logo
Taiwan Memory Technolog...
GP1601 TMT-GP1601_16 Datasheet
210Kb / 4P
   16A, 50V - 1000V Glass Passivated Rectifiers
logo
Digitron Semiconductors
MUR1605CT DIGITRON-MUR1605CT Datasheet
114Kb / 2P
   16A SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
SB160-09R SANYO-SB160-09R Datasheet
80Kb / 3P
   90V, 16A Rectifier
SBA160-04R SANYO-SBA160-04R Datasheet
81Kb / 3P
   40V, 16A Rectifier
SB160-09 SANYO-SB160-09 Datasheet
78Kb / 3P
   90V, 16A Rectifier
SB160-18 SANYO-SB160-18 Datasheet
80Kb / 3P
   180V, 16A Rectifier
SBA160-09R SANYO-SBA160-09R Datasheet
83Kb / 3P
   90V, 16A Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com