Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SPI-335-34 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części SPI-335-34
Szczegółowy opis  Ultraminiature photoreflector (single-transistor type)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SPI-335-34 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  SPI-335-34 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SPI-335-34 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SPI-335-34 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SPI-335-34 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device SPI-335-34 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device SPI-335-34 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SPI-335-34
No.6029 3/6
14
Pin No.
C 0.6
1.6
3
2
3.4
0.6
3.3
2.0
± 10°± 10°
4 -- 0.4
4.0
2.7
2.6
M
g M : Color marking of Ic class
0 to 20
°
0 to 20
°
4 -- 0.2
4
3
2
1
Pin Connection
1. Ph. Tr Emitter
2. Ph. Tr Collector
3. LED Cathode
4. LED Anode
Tolerance :
± 0.2
Unit
: mm


Podobny numer części - SPI-335-34

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SPI-336-99-T1 SANYO-SPI-336-99-T1 Datasheet
36Kb / 6P
   Ultraminiature photoreflector supporting reflow soldering Single transistor type
More results

Podobny opis - SPI-335-34

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
SPI-336-99-T1 SANYO-SPI-336-99-T1 Datasheet
36Kb / 6P
   Ultraminiature photoreflector supporting reflow soldering Single transistor type
SPI-235-19 SANYO-SPI-235-19 Datasheet
37Kb / 6P
   Ultraminiature photointerrupter (single-transistor type)
SPI-238-18 SANYO-SPI-238-18 Datasheet
40Kb / 6P
   Ultraminiature photointerrupter (single-transistor type)
SPI-236-17 SANYO-SPI-236-17 Datasheet
37Kb / 6P
   Ultraminiature photointerrupter (single-transistor type)
logo
Rohm
RPI-125 ROHM-RPI-125 Datasheet
67Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature type
RPI-122 ROHM-RPI-122_05 Datasheet
80Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature type
RP-SMA ROHM-RP-SMA Datasheet
54Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature type
RPI-124A ROHM-RPI-124A Datasheet
54Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature type
RPI-124F ROHM-RPI-124F Datasheet
54Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature type
RPI-121 ROHM-RPI-121_05 Datasheet
75Kb / 2P
   Photointerrupter, Ultraminiature type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com