Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC847BT Arkusz danych(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BC847BT
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistors
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC847BT Arkusz danych(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BC847BT Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BC847BT Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
2007-04-20
7
BC846...-BC850...
DC current gain hFE = ƒ(IC)
VCE = 5 V
10
10
10
10
EHP00365
h
mA
-2
-1
12
FE
3
10
102
0
10
5
5
101
0
10
5
555
100
25
-50
Ι
C
C
C
C
Collector-emitter saturation voltage
IC = ƒ(VCEsat), hFE = 20
10
0
EHP00367
V
CEsat
10
mA
10
Ι
C
10
2
1
0
-1
5
5
V
0.3
0.5
100
25
-50
0.1
0.2
0.4
C
C
C
Base-emitter saturation voltage
IC = ƒ(VBEsat), hFE = 20
0
10
EHP00364
BEsat
V
0.6
V
1.2
-1
100
101
2
10
5
5
Ι
C
mA
0.2
0.4
0.8
C
25
C
100 C
-50 C
Collector cutoff current ICBO = ƒ(TA)
VCB = 30 V
10
0
50
100
150
EHP00415
T
A
10
nA
10
Ι
CB0
10
10
4
3
2
1
0
max
typ
5
5
5
˚C


Podobny numer części - BC847BT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BC847BT PHILIPS-BC847BT Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 26
BC847BT NXP-BC847BT Datasheet
104Kb / 15P
   45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-10 December 2008
logo
Diodes Incorporated
BC847BT DIODES-BC847BT Datasheet
59Kb / 3P
   NPN SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30274 Rev. A-2
logo
NXP Semiconductors
BC847BT NXP-BC847BT Datasheet
104Kb / 15P
   45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-10 December 2008
logo
Infineon Technologies A...
BC847BT INFINEON-BC847BT Datasheet
229Kb / 9P
   NPN Silicon AF Transistors
Aug-01-2002
More results

Podobny opis - BC847BT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com