Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC848C Arkusz danych(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BC848C
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistors
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC848C Arkusz danych(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BC848C Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
2007-04-20
9
BC846...-BC850...
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
BC847BL3/BC848BL3
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C
150
TS
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
mW
300
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
BC847BT
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C
150
TS
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
mW
300
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
BC846W-BC850W
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C
150
TS
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
mW
300
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
BC846/W-BC850/W
10
EHP00362
-6
0
10
5
D =
5
10
1
10
2
3
10
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
t p
=
D
T
t p
T
tot max
tot
P
DC
P
p
t


Podobny numer części - BC848C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transys Electronics
BC848C TRSYS-BC848C Datasheet
371Kb / 3P
   NPN SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
BC848C YFWDIODE-BC848C Datasheet
704Kb / 4P
   NPN Transistors
logo
Pan Jit International I...
BC848C PANJIT-BC848C Datasheet
504Kb / 6P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC848C TSC-BC848C Datasheet
218Kb / 5P
   NPN Small Signal Transistor
logo
Zowie Technology Corpor...
BC848C ZOWIE-BC848C Datasheet
79Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
More results

Podobny opis - BC848C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com