Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC850B Arkusz danych(PDF) 11 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BC850B
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistors
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC850B Arkusz danych(HTML) 11 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BC850B Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG BC850B Datasheet HTML 15Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
2007-04-20
11
BC846...-BC850...
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BC847BT
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
D=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
BC847BT
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
D=0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Noise figure F =
ƒ(V
CE)
IC = 0.2mA, RS = 2kΩ , f = 1kHz
0
10
10
10
10
BC 846...850
EHP00370
V
CE
F
V
10
5
15
dB
20
-1
0
1
2
5
Noise figure F =
ƒ(f)
IC = 0.2 mA, VCE = 5V, RS = 2 kΩ
10
10
10
10
BC 846...850
EHP00371
F
kHz
dB
-2
-1
1
2
20
10
0
5
15
f
0
10


Podobny numer części - BC850B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BC850B PHILIPS-BC850B Datasheet
46Kb / 8P
   NPN general purpose transistors
1999 Apr 08
logo
Formosa MS
BC850B FORMOSA-BC850B Datasheet
121Kb / 9P
   SMD NPN Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BC850B SIEMENS-BC850B Datasheet
273Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
logo
Yea Shin Technology Co....
BC850B YEASHIN-BC850B Datasheet
857Kb / 5P
   General Purpose Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC850B INFINEON-BC850B Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
More results

Podobny opis - BC850B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com