Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCW61A Arkusz danych(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BCW61A
Szczegółowy opis  PNP Silicon AF Transistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW61A Arkusz danych(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BCW61A Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BCW61A Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
2007-10-18
7
BCW61..., BCX71...
Collector cutoff current ICBO = ƒ(TA)
VCB = VCEmax
0
10
EHP00352
BCW 61/BCX 71
A
T
150
-1
4
10
Ι
CBO
nA
50
100
0
10
1
10
3
10
C
typ
max
102
Transition frequency fT = ƒ(IC)
VCE = parameter in V, f = 2 GHz
10
EHP00347
BCW 61/BCX 71
03
10
mA
1
10
3
10
5
5
10
1
10
2
10
2
C
T
f
MHz
Ι
55
Collector-base capacitance Ccb = ƒ(VCB)
Emitter-base capacitance Ceb = ƒ(VEB)
0
4
8
12
16
V
22
VCB(VEB)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pF
12
CCB
CEB
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
0
15
30
45
60
75
90 105 120
°C 150
TS
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
mW
360


Podobny numer części - BCW61A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
BCW61A SAMSUNG-BCW61A Datasheet
32Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Nanjing International G...
BCW61A DGNJDZ-BCW61A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCW61A SIEMENS-BCW61A Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
logo
Fairchild Semiconductor
BCW61A FAIRCHILD-BCW61A Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Infineon Technologies A...
BCW61A INFINEON-BCW61A Datasheet
88Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
More results

Podobny opis - BCW61A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com