Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCW61D Arkusz danych(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BCW61D
Szczegółowy opis  PNP Silicon AF Transistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW61D Arkusz danych(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BCW61D Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BCW61D Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
2007-10-18
6
BCW61..., BCX71...
DC current gain hFE = ƒ(IC)
VCE = 5 V
10
EHP00351
BCW 61/BCX 71
-2
2
10
mA
0
10
3
10
5
5
10
-1
10
0
10
1
C
FE
h
Ι
1
10
2
10
˚C
100
5
25 ˚C
-50 ˚C
Collector-emitter saturation voltage
IC = ƒ(VCEsat), hFE = 40
0
10
EHP00349
BCW 61/BCX 71
CEsat
V
V
0.5
-1
100
101
2
10
5
5
Ι
C
mA
0.1
0.2
0.3
0.4
˚C
100
25 ˚C
-50 ˚C
Base-emitter saturation voltage
IC = ƒ(VBEsat), hFE = 40
0
10
EHP00348
BCW 61/BCX 71
BE sat
V
0.6
V
1.2
-1
100
101
2
10
5
5
Ι
C
mA
0.2
0.4
0.8
˚C
25
100 ˚C
-50 ˚C
Collector current IC = ƒ(VBE)
VCE = 5 V
0
10
EHP00350
BCW 61/BCX 71
BE
V
0.5
V
1.0
-2
10-1
100
2
10
5
5
Ι
C
mA
5
1
10
˚C
100
25
-50
˚C
˚C


Podobny numer części - BCW61D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BCW61D PHILIPS-BCW61D Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 12
BCW61D NXP-BCW61D Datasheet
127Kb / 6P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 12
logo
Samsung semiconductor
BCW61D SAMSUNG-BCW61D Datasheet
33Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Allied Components Inter...
BCW61D ALLIED-BCW61D Datasheet
53Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Multiple Transistors ??Quad Surface Mount (Case 751B-SO-16) ??NPN/PNP)
logo
Siemens Semiconductor G...
BCW61D SIEMENS-BCW61D Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

Podobny opis - BCW61D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com