Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BF1005SR Arkusz danych(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BF1005SR
Szczegółowy opis  Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF1005SR Arkusz danych(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BF1005SR Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BF1005SR Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2007-04-20
5
BF1005S...
Forward transfer admittance
|Y21| = ƒ(VG2S)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
V
4.5
VG2S
0
4
8
12
16
20
24
28
32
mS
40
Gate 1 input capacitance Cg1ss= ƒ(Vg2s)
f = 200MHz
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
V
4.5
VG2S
0
0.5
1
1.5
2
pF
3
Output capacitance Cdss = ƒ(VG2S)
f = 200MHz
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
V
4.5
VG2S
0
0.5
1
1.5
2
pF
3


Podobny numer części - BF1005SR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BF1005SR INFINEON-BF1005SR Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
More results

Podobny opis - BF1005SR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF5030 INFINEON-BF5030_09 Datasheet
585Kb / 13P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2009-05-05
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF2040 INFINEON-BF2040_07 Datasheet
210Kb / 11P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-06-01
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
logo
Infineon Technologies A...
BF1009SW INFINEON-BF1009SW Datasheet
48Kb / 4P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Jun-28-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com