Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BF2040 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BF2040
Szczegółowy opis  Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BF2040 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BF2040_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BF2040_07 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
2007-06-01
9
BF2040...
Package SOT143R
0.8
0.8
1.2
0.8
0.8
1.2
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
4
3.15
Pin 1
0.2
1.15
Reverse bar
2005, June
Date code (YM)
BFP181R
Type code
Pin 1
1.9
1.7
0.4 -0.05
+0.1
+0.1
-0.05
0.8
B
0.25 M B
2.9 ±0.1
0.2
12
43
A
0˚... 8˚
0.1 MAX.
1±0.1
0.08...0.15
A
M
0.2
Manufacturer


Podobny numer części - BF2040_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BF2040R INFINEON-BF2040R Datasheet
262Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-25-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2040W SIEMENS-BF2040W Datasheet
31Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode (For low noise, high gain controlled input stages up to 1GHz Operating voltage 5V)
logo
Infineon Technologies A...
BF2040W INFINEON-BF2040W Datasheet
262Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-25-2004
More results

Podobny opis - BF2040_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BF1009S INFINEON-BF1009S Datasheet
251Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF5030W INFINEON-BF5030W Datasheet
168Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2006-04-13
BF5030 INFINEON-BF5030_09 Datasheet
585Kb / 13P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2009-05-05
BF2030 INFINEON-BF2030 Datasheet
277Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Apr-23-2004
BF1009S INFINEON-BF1009S_07 Datasheet
84Kb / 8P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
2007-04-20
BF998 INFINEON-BF998 Datasheet
249Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-13-2004
BF1005 INFINEON-BF1005 Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
BF1005S INFINEON-BF1005S Datasheet
252Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Feb-18-2004
logo
Siemens Semiconductor G...
BF2000 SIEMENS-BF2000 Datasheet
19Kb / 3P
   Silicon N Channel MOSFET Tetrode
logo
Infineon Technologies A...
BF1009SW INFINEON-BF1009SW Datasheet
48Kb / 4P
   Silicon N-Channel MOSFET Tetrode
Jun-28-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com