Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB1550S Arkusz danych(PDF) 2 Page - Semikron International

Numer części SB1550S
Szczegółowy opis  Schottky barrier rectifier diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIKRON [Semikron International]
Strona internetowa  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SB1550S Arkusz danych(HTML) 2 Page - Semikron International

  SB1550S Datasheet HTML 1Page - Semikron International SB1550S Datasheet HTML 2Page - Semikron International SB1550S Datasheet HTML 3Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SB 1520S ... SB 15100S
2
Rev. 3 – 21.01.2011
© by SEMIKRON
Fig.1: Forward characteristics (typical value)
Fig.2: Rated forward current vs. ambient temperature 1)
Fig.3: Thermal resistance versus distance from case


Podobny numer części - SB1550S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semikron International
SB1550 SEMIKRON-SB1550 Datasheet
161Kb / 3P
   Schottky barrier rectifier diodes
logo
Micro Commercial Compon...
SB1550 MCC-SB1550 Datasheet
485Kb / 3P
   15 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
Leshan Radio Company
SB1550 LRC-SB1550 Datasheet
356Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 35 to 100V Forward Current 15A
logo
Micro Commercial Compon...
SB1550 MCC-SB1550 Datasheet
310Kb / 3P
   15 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
SB1550L MAKOSEMI-SB1550L Datasheet
535Kb / 4P
   High current capability, low forward voltage
More results

Podobny opis - SB1550S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EIC discrete Semiconduc...
SBT20 EIC-SBT20 Datasheet
28Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
ERA83-004 EIC-ERA83-004 Datasheet
33Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB81-004 EIC-ERB81-004 Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
ERB83-004 EIC-ERB83-004 Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY-BARRIER RECTIFIER DIODES
SB315SVF EIC-SB315SVF Datasheet
32Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
1N5817 EIC-1N5817 Datasheet
16Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
logo
NXP Semiconductors
BYV143F PHILIPS-BYV143F Datasheet
33Kb / 5P
   Rectifier diodes schottky barrier
August 1996 Rev 1.100
PBYL1025B PHILIPS-PBYL1025B Datasheet
45Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYL1625B PHILIPS-PBYL1625B Datasheet
47Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
October 1998 Rev 1.100
PBYR1045F PHILIPS-PBYR1045F Datasheet
41Kb / 6P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
PBYR1645B PHILIPS-PBYR1645B Datasheet
37Kb / 5P
   Rectifier diodes Schottky barrier
July 1998 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com