Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB3020TL Arkusz danych(PDF) 1 Page - Semikron International

Numer części SB3020TL
Szczegółowy opis  Schottky barrier rectifiers diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIKRON [Semikron International]
Strona internetowa  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SB3020TL Arkusz danych(HTML) 1 Page - Semikron International

  SB3020TL Datasheet HTML 1Page - Semikron International SB3020TL Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Axial lead diode
Schottky barrier rectifiers
diodes
SB 3020TL ... SB 3040TL
Forward Current: 30 A
Reverse Voltage: 20 to 40 V
Preliminary Data
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
4)
5)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
SB 3020TL ... SB 3040TL
1
10-08-2010 MAM
© by SEMIKRON


Podobny numer części - SB3020TL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SB3020 PANJIT-SB3020 Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 60 Volts CURRENT - 30.0 Ampere)
logo
Semikron International
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Formosa MS
SB30200CT FORMOSA-SB30200CT Datasheet
108Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SB30200CT SUNMATE-SB30200CT Datasheet
626Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
SB30200DC WTE-SB30200DC Datasheet
45Kb / 4P
   30A HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
September, 2012
More results

Podobny opis - SB3020TL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com