Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL206 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXL206
Szczegółowy opis  Precision, ±5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXL206
Rev. 0 | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VS = 5 V, unless otherwise noted.
60
50
40
30
20
10
0
VOLTAGE (V)
Figure 4. X-Axis Zero g Bias at TA = 25°C
25
20
15
10
5
0
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 5. X-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SENSITIVITY (V/g)
Figure 6. X-Axis Sensitivity at TA = 25°C
70
60
50
40
30
20
10
0
VOLTAGE (V)
Figure 7. Y-Axis Zero g Bias at TA = 25°C
25
20
15
10
5
0
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/°C)
Figure 8. Y-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SENSITIVITY (V/g)
Figure 9. Y-Axis Sensitivity at TA = 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl