Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL206 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL206
Szczegółowy opis  Precision, ±5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL206
Rev. 0 | Page 7 of 12
CROSS-AXIS RESPONSE (%)
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
0
30
25
20
15
10
5
35
40
Figure 10. Cross-Axis Response, Z-Axis vs. X-Axis
325
320
315
310
305
300
–100
–50
0
50
100
150
200
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 11. X-Axis Sensitivity over Temperature, Nine Devices
100
75
50
25
0
–25
–50
–75
–100
–150
–125
–175
–200
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Y-AXIS
X-AXIS
Figure 12. Zero g Output Bias Drift over Temperature, Eight Devices
0
30
25
20
15
10
5
35
40
CROSS-AXIS RESPONSE (%)
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
Figure 13. Cross-Axis Response, Z-Axis vs. Y-Axis
325
320
315
310
305
300
–100
–50
0
50
100
150
200
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 14. Y-Axis Sensitivity over Temperature, Nine Devices
TIME (2ms/DIV)
INPUT
5V
0V
OUTPUT
Figure 15. Turn-On Time, CX, CY = 0.1 μF, Time Scale = 2 ms/div




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl