Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL212 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL212
Szczegółowy opis  Precision ±2 g Dual Axis, PWM Output Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL212
Rev. 0 | Page 7 of 12
TEMPERATURE (°C)
46.0
53.0
52.5
52.0
51.5
51.0
50.0
50.5
49.0
49.5
48.0
48.5
47.0
46.5
47.5
53.5
54.0
Figure 10. Zero g Bias vs. Temperature, Parts Soldered to PCB
0
40
25
30
35
20
15
10
5
NOISE DENSITY (µg/ Hz)
Figure 11. X-Axis Noise Density at 25°C
10.8
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.4
9.2
9.0
8.8
TEMPERATURE (°C)
Figure 12. Self Test Response vs. Temperature
TEMPERATURE (°C)
11.9
12.9
12.8
12.7
12.5
12.6
12.4
12.2
12.3
12.0
12.1
13.0
13.1
Figure 13. Sensitivity vs. Temperature, Parts Soldered to PCB
0
40
25
30
35
20
15
10
5
NOISE DENSITY (µg/ Hz)
Figure 14. Y-Axis Noise Density at 25°C
TEMPERATURE (°C)
0.3
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.9
150
100
50
0
–50
VS = 5V
VS = 3V
Figure 15. Supply Current vs. Temperature




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl