Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL212AEZ Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADXL212AEZ
Szczegółowy opis  Precision ±2 g Dual Axis, PWM Output Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 5 page
background image
ADXL212
Rev. 0 | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
ADXL212
TOP VIEW
(Not to Scale)
ST 1
T2 2
COM 3
YOUT
4
XFILT
YFILT
XOUT
7
6
5
VS
8
Figure 3. Pin Configuration
Table 5. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
ST
Self Test.
2
T2
Frequency Set. Connect the RSET resistor to ground.
t2 = RSET/125 MΩ
See the Theory of Operation section for details.
3
COM
Common.
4
YOUT
Y Channel Output.
5
XOUT
X Channel Output.
6
YFILT
Y Channel Filter Pin.
7
XFILT
X Channel Filter Pin.
8
VS
Voltage Supply. 3 V to 5.25 V.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl