Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL212AEZ Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL212AEZ
Szczegółowy opis  Precision ±2 g Dual Axis, PWM Output Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 8 page
background image
ADXL212
Rev. 0 | Page 8 of 12
16
14
2
4
6
8
10
12
0
DELTA IN DUTY CYCLE (%)
Figure 16. X-Axis Self Test Response at 25°C
0
80
70
60
50
40
30
20
10
90
100
SUPPLY CURRENT (µA)
VS = 3V
VS = 5V
Figure 17. Supply Current at 25°C
18
0
DELTA IN DUTY CYCLE (%)
16
10
12
14
8
6
4
2
Figure 18. Y-Axis Self Test Response at 25°C
CX, CY = 0.1µF
TIME SCALE = 2ms/div
T
Figure 19. Turn-On Time




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl