Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NBXSBA024 Arkusz danych(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

Numer części NBXSBA024
Szczegółowy opis  2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator LVPECL Differential Output
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXSBA024 Arkusz danych(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  NBXSBA024 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXSBA024 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXSBA024 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXSBA024 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXSBA024 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXSBA024 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
NBXSBA024, NBXSBB024, NBXMBB024
http://onsemi.com
4
Figure 3. Typical Phase Noise Plot
Table 7. RELIABILITY COMPLIANCE
Parameter
Standard
Method
Shock
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2002, Condition B
Solderability
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2003
Vibration
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance
Mechanical
MIL−STD−202, Method 215
Thermal Shock
Environment
MIL−STD−833, Method 1011, Condition A
Moisture Level Sensitivity
Environment
MSL1 260°C per IPC/JEDEC J−STD−020D


Podobny numer części - NBXSBA024

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NBXSBA024 ONSEMI-NBXSBA024 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXSBA024LN1TAG ONSEMI-NBXSBA024LN1TAG Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXSBA024LNHTAG ONSEMI-NBXSBA024LNHTAG Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
More results

Podobny opis - NBXSBA024

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NBXSBA024 ONSEMI-NBXSBA024 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
NBXHGA053 ONSEMI-NBXHGA053 Datasheet
115Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 50.00 MHz LVPECL Clock Oscillator LVPECL Differential Output
April, 2011 ??Rev. 0
NBXSBA025_0910 ONSEMI-NBXSBA025_0910 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSBA045 ONSEMI-NBXSBA045 Datasheet
125Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 345.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 0
NBXSBA030 ONSEMI-NBXSBA030 Datasheet
125Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 175.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSBA046 ONSEMI-NBXSBA046 Datasheet
126Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 172.50 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 0
NBXHGA019 ONSEMI-NBXHGA019 Datasheet
116Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 125.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
April, 2010 ??Rev. 0
NBXSBA051 ONSEMI-NBXSBA051 Datasheet
263Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 533.33 MHz LVPECL Clock Oscillator
July, 2011 ??Rev. 0
NBXSBA031 ONSEMI-NBXSBA031 Datasheet
126Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 340.00 MHz LVPECL Clock Oscillator
March, 2010 ??Rev. 3
NBXSBA025 ONSEMI-NBXSBA025 Datasheet
123Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com