Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1760 Arkusz danych(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części 2SD1760
Szczegółowy opis  NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

2SD1760 Arkusz danych(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  2SD1760 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SD1760 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SD1760 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2SD1760
3A , 60V
NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor
Elektronische Bauelemente
28-Mar-2011 Rev. A
Page 3 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTIC CURVES


Podobny numer części - 2SD1760

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SD1760 ROHM-2SD1760 Datasheet
77Kb / 3P
   Power Transistor 50V, 3A
2SD1760 ROHM-2SD1760 Datasheet
153Kb / 4P
   Power Transistor (50V, 3A)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1760 KEXIN-2SD1760 Datasheet
40Kb / 1P
   Medium Power Transistor
logo
Rohm
2SD1760 ROHM-2SD1760 Datasheet
176Kb / 4P
   Power Transistor (50V, 3A)
2SD1760 ROHM-2SD1760 Datasheet
81Kb / 3P
   Power Transistor (50V, 3A)
More results

Podobny opis - 2SD1760

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Seme LAB
BFY84 SEME-LAB-BFY84 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
logo
AUK corp
SUR541EF AUK-SUR541EF Datasheet
176Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC4226 SECOS-2SC4226_11 Datasheet
258Kb / 3P
   NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUR526H KODENSHI-SUR526H Datasheet
275Kb / 5P
   Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR539J KODENSHI-SUR539J Datasheet
279Kb / 5P
   Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR543EF KODENSHI-SUR543EF Datasheet
276Kb / 5P
   Epitaxial planar NPN silicon transistor
logo
Sanken electric
2SC2921 SANKEN-2SC2921_07 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
logo
Seme LAB
2N4239 SEME-LAB-2N4239 Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
2N3114CSM SEME-LAB-2N3114CSM_09 Datasheet
163Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
logo
Micro Electronics
BC485 MICRO-ELECTRONICS-BC485 Datasheet
57Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
2N4123 MICRO-ELECTRONICS-2N4123 Datasheet
85Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com