Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PZT3906 Arkusz danych(PDF) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części PZT3906
Szczegółowy opis  Epitaxial Planar Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

PZT3906 Arkusz danych(HTML) 1 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  PZT3906 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH PZT3906 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
PZT3906
PNP Transistor
Epitaxial Planar Transistor
RoHS Compliant Product
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
The PZT3906 is designed for general
purpose switching and amplifier
applications.
Description
ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb=25
unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Min
Typ.
Max
Uni
Test Conditions
Collector-Base Breakdown Voltage
BVCBO
-
-
V
IC=-10 µA
IC=-1mA
IE=-10µA
VCB=-30V
VEB=-
IC=-
VCE=- V, IC=
VCE=-
V, IC=-10mA,
VCB=-5 , f=1MHz
, f=100MHz
*BVCEO
-40
-
-
V
BVEBO
-
-
V
ICES
-
-
-50
nA
IEBO
-
-
nA
*VCE(sat)1
-
*VCE(sat)2
-
-
-
*VBE(sat)1
V
V
*hFE1
-
*hFE2
300
*hFE3
-
*hFE4
-
fT
250
-
MH
Cob
-
-
pF
z
Collector-Emitter Breakdown Voltage
Emitter-Base Breakdown Voltage
Collector-Base Cutoff Current
Emitter-Base Cutoff Current
Collector Saturation Voltage
Base Saturation Voltage
DC Current Gain
Gain-Bandwidth Product
Output Capacitance
t
-40
-5
60
30
80
100
60
-0.2
-0.65
-0.84
-50
-0.25
-0.4
-0.85
-0.95
4.5
V
3V
10mA,IB=-1mA
IC=-50mA,IB=-5mA
IC=-10mA,IB=-1mA
1
-0.1mA
VCE=- V, IC=-
1
1mA
VCE=- V, IC=-
1
10mA
VCE=- V, IC=-
1
50mA
20
V
C
o
*VBE(sat)2
*hFE5
-
-
-
-
-
-
-
-
IC=-50mA,IB=-5mA
VCE=- V, IC=-
1
100mA
*Pulse test: Pulse width 300 s, Duty Cycle 2%
µ
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Tamb =25 , unless otherwise specified
C
Symbol
Parameter
Value
Collector Current
-5
1.5
55~+150
-40
-40
-200
IC
Tstg
TJ,
Junction and
Total Power Dissipation
VEBO
PD
Emitter-Base Voltage
V
mA
W
Storage Temperature
-
C
O
VCEO
Collector-Emitter Voltage
V
VCBO
Collector-Base Voltage
V
Units
o
Mi
llimeter
Mi
llimeter
SOT-223
01-Jun-2002 Rev. A
Page 1 of 2
REF.
Min.
Max.
REF.
Min.
Max.
A
6.70
7.30
B
13 C
TYP.
C
2.90
3.10
J
2.30 REF.
D
0.02
0.10
1
6.30
6.70
E
0 C
10 C
2
6.30
6.70
I
0.60
0.80
3
3.30
3.70
H
0.25
0.35
4
3.30
3.70
5
1.40
1.80
3 9 0 6
DateCode
B
C
E


Podobny numer części - PZT3906

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
PZT3906 PHILIPS-PZT3906 Datasheet
48Kb / 8P
   PNP switching transistor
1999 Apr 14
logo
STMicroelectronics
PZT3906 STMICROELECTRONICS-PZT3906 Datasheet
46Kb / 4P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT3906 SIEMENS-PZT3906 Datasheet
119Kb / 5P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
49Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
More results

Podobny opis - PZT3906

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
CZT5401 SECOS-CZT5401 Datasheet
665Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
PZTA42 SECOS-PZTA42 Datasheet
757Kb / 1P
   Epitaxial Planar Transistor
PZT4672 SECOS-PZT4672 Datasheet
921Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
BCP1213 SECOS-BCP1213_15 Datasheet
595Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
BCPA14 SECOS-BCPA14 Datasheet
400Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
PZT669A SECOS-PZT669A Datasheet
607Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
PZT772 SECOS-PZT772 Datasheet
524Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
PZTA14 SECOS-PZTA14 Datasheet
641Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
BCP882 SECOS-BCP882 Datasheet
357Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
BCP1213 SECOS-BCP1213 Datasheet
595Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com