Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FP10R12YT3_B4 Arkusz danych(PDF) 4 Page - eupec GmbH

Numer części FP10R12YT3_B4
Szczegółowy opis  IGBT-modules
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUPEC [eupec GmbH]
Strona internetowa  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP10R12YT3_B4 Arkusz danych(HTML) 4 Page - eupec GmbH

  FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP10R12YT3_B4 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4
Technische Information / technical information
FP10R12YT3_B4
IGBT-Module
IGBT-modules
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
#
6
$%& '
()
*889
*
.
"
.)
;
1f
5
#
6
"
;
j '
"
1f89
5
:
6
1g
*8 '
*0 7 '
" 0 $%& '
()
1g
0
5g
Charakteristische Werte / characteristic values
"
" B
.
;
1f '
50 *?, '
*
1f '
50 *?, '
*
*f
0/
0=
0G
*
*
$%& '
()
$%& '
()
R
"
6
1f '
50
fA
'
5AJ
*8 '
*
*?, '
*
189
0
0
5
5
$%& '
()
$%& '
()
#
6T
1f '
50
fA
'
5AJ
*8 '
*
*?, '
*
IS
0/
0
J)
J)
$%& '
()
$%& '
()
5
1f '
50
fA
'
5AJ
*8 '
*
*?, '
*
!SOh
0G
0
"[
"[
$%& '
()
$%& '
()
1
>C " ;
"
0 _
.
<Ha+
0
0/
A>
b
>C " ;
"
0
.
A
c7ED<O '
>AU"^ W AcdSOEDO '
>AU"^ W
<H+e
0P
A>
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Charakteristische Werte / characteristic values
"
" B
m
;
$+ '
()
no
0
L
5 ;
pqq
pqq
$+ '
()0
pqq ' F=G L
r A
s
*
;
$+ '
()
no
0
">
` >
`
n '
no B t`nouoqU A$n
AU =/0
WWv
`nouoq
GGP


Podobny numer części - FP10R12YT3_B4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
eupec GmbH
FP10R12YT3 EUPEC-FP10R12YT3 Datasheet
346Kb / 10P
   IGBT-modules
More results

Podobny opis - FP10R12YT3_B4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com