Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2N3904 Arkusz danych(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części 2N3904
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

2N3904 Arkusz danych(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  2N3904_02 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) 2N3904_02 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) 2N3904_02 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) 2N3904_02 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2002. 9. 12
3/4
2N3904
Revision No : 1
0
0
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
BE
C
I
- V
10
3
1
0.3
0.1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I
- V
h
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
V
- I
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
1234
20
40
60
80
100
COMMON EMITTER
Ta=25 C
1
0.8
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
I =0.1mA
B
0.4
0.8
1.2
1.6
40
80
120
160
200
COMMON EMITTER
V =1V
CE
FE
C
10
30
100
300
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V =1V
CE
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-55 C
CE(sat)
C
COMMON EMITTER
0.01
0.1
0.3
1
0.1
0.03
0.05
0.3
0.5
1
310
30
100
I /I =10
C
300
B
Ta=125 C
Ta=25 C
Ta=-55 C
BE(sat)
C
3
Ta=125 C
0.3
0.1
0.1
1
0.5
0.3
1
3
10
Ta=25 C
Ta=-55 C
30
100
300
COMMON EMITTER
I /I =10
5
10
CE
V
- I
B
BASE CURRENT I (mA)
0.001
0.1
1
10
0
CE
B
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.01
COMMON
EMITTER
Ta=25 C


Podobny numer części - 2N3904_02

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
2N3904 PHILIPS-2N3904_04 Datasheet
55Kb / 7P
   NPN switching transistor
2004 Oct 11
logo
Micro Commercial Compon...
2N3904 MCC-2N3904_08 Datasheet
98Kb / 5P
   NPN General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
2N3904 UTC-2N3904_09 Datasheet
140Kb / 3P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
More results

Podobny opis - 2N3904_02

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com