Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2N3906C Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części 2N3906C
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

2N3906C Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  2N3906C Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) 2N3906C Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2002. 2. 20
2/2
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Collector Cut-off Current
ICEX
VCE=-30V, VEB=-3V
-
-
-50
nA
Base Cut-off Current
IBL
VCE=-30V, VEB=-3V
-
-
-50
nA
Collector-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
IC=-10 A, IE=0
-40
-
-
V
Collector-Emitter Breakdown Voltage *
V(BR)CEO
IC=-1mA, IB=0
-40
-
-
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
IE=-10 A, IC=0
-5.0
-
-
V
DC Current Gain
*
hFE(1)
VCE=-1V, IC=-0.1mA
60
-
-
hFE(2)
VCE=-1V, IC=-1mA
80
-
-
hFE(3)
VCE=-1V, IC=-10mA
100
-
300
hFE(4)
VCE=-1V, IC=-50mA
60
-
-
hFE(5)
VCE=-1V, IC=-100mA
30
-
-
Collector-Emitter Saturation Voltage *
VCE(sat)1
IC=-10mA, IB=-1mA
-
-
-0.25
V
VCE(sat)2
IC=-50mA, IB=-5mA
-
-
-0.4
Base-Emitter Saturation Voltage
*
VBE(sat)1
IC=-10mA, IB=-1mA
-0.65
-
-0.85
V
VBE(sat)2
IC=-50mA, IB=-5mA
-
-
-0.95
Transition Frequency
fT
VCE=-20V, IC=-10mA, f=100MHz
250
-
-
MHz
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=-5V, IE=0, f=1MHz
-
-
4.5
pF
Input Capacitance
Cib
VBE=-0.5V, IC=0, f=1MHz
-
-
10
pF
Input Impedance
hie
VCE=-10V, IC=-1mA, f=1kHz
2.0
-
12
k
Voltage Feedback Ratio
hre
1.0
-
10
x10-4
Small-Signal Current Gain
hfe
100
-
400
Collector Output Admittance
hoe
3.0
-
60
Noise Figure
NF
VCE=-5V, IC=-0.1mA,
Rg=1k , f=10Hz 15.7kHz
-
-
4.0
dB
Switching Time
Delay Time
td
Vout
Total 4pF
C
10kΩ
V =-3.0V
CC
300ns
-10.6V
0.5V
0
t ,t < 1ns, Du=2%
r
in
V
f
-
-
35
nS
Rise Time
tr
-
-
35
Storage Time
tstg
20µs
1N916
or equiv.
-10.9V
9.1V
Vout
Total 4pF
C
V =-3.0V
CC
10kΩ
Vin
0
t ,t < 1ns, Du=2%
rf
-
-
225
Fall Time
tf
-
-
75
2N3906C
* Pulse Test : Pulse Width 300 S, Duty Cycle 2%.


Podobny numer części - 2N3906C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
2N3906C KEC-2N3906C Datasheet
204Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
2N3906C KEC-2N3906C Datasheet
30Kb / 1P
   TO-92 PACKAGE
2N3906C KEC-2N3906C_00 Datasheet
30Kb / 1P
   TO-92 PACKAGE
More results

Podobny opis - 2N3906C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com