Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMA2D4P20SA Arkusz danych(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KMA2D4P20SA
Szczegółowy opis  SOT-23 PACKAGE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMA2D4P20SA Arkusz danych(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMA2D4P20SA Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SEMICONDUCTOR
KMA2D4P20SA
2008. 12. 19
1/1
MARKING SPECIFICATION
SOT-23 PACKAGE
Revision No : 0
1. Marking method
Laser Marking
2. Marking
KB2
2
1
No.
Item
Marking
Description
Device Mark
KB2
KMA2D4P20SA
-
-
-
* Lot No.
01
2006. 1st Week
[0:1st Character, 1:2nd Character]
Note) * Lot No. marking method
** : Meaning (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=0)
Year
Periode (Year)
Remark
01, 02 ....51, 52
01 : 2006. 1st Week,
02 : 2006. 2nd Week
51 : 2006. 51th Week,
52 : 2006. 52th Week.
Rotation for 4 years :
01...52 : ...2006, 2010, 2014...
0A...5B : ...2007, 2011, 2015...
J1...E2 : ...2008, 2012, 2016...
JA...EB : ...2009, 2013, 2017...
0A, 0B ....5A, 5B**
0A : 2007. 1st Week,
0B : 2007. 2nd Week
5A : 2007. 51th Week,
5B : 2007. 52th Week.
J1, J2 ....E1, E2**
J1 : 2008. 1st Week,
J2 : 2008. 2nd Week
E1 : 2008. 51th Week,
E2 : 2008. 52th Week.
JA, JB ....EA, EB**
JA : 2009. 1st Week,
JB : 2009. 2nd Week
EA : 2009. 51th Week,
EB : 2009. 52th Week.


Podobny numer części - KMA2D4P20SA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMA2D4P20SA KEC-KMA2D4P20SA_15 Datasheet
595Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
More results

Podobny opis - KMA2D4P20SA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR393S KEC-KDR393S_06 Datasheet
16Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDV153 KEC-KDV153_02 Datasheet
349Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
BAV99 KEC-BAV99 Datasheet
372Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
BCW31 KEC-BCW31_98 Datasheet
349Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KTC3770S_0309 KEC-KTC3770S_0309 Datasheet
376Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
BCW29 KEC-BCW29_98 Datasheet
349Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDS135S KEC-KDS135S Datasheet
348Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
MMBZ5240B KEC-MMBZ5240B Datasheet
17Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KDR721S KEC-KDR721S_05 Datasheet
16Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KMA3D6N20SA KEC-KMA3D6N20SA Datasheet
26Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
KTN2222AS KEC-KTN2222AS_05 Datasheet
21Kb / 1P
   SOT-23 PACKAGE
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com