Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMA7D0NP30Q Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KMA7D0NP30Q
Szczegółowy opis  N and P-CH Trench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMA7D0NP30Q Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KMA7D0NP30Q Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2005. 10. 25
2/8
KMA7D0NP30Q
Revision No : 3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
)
Note 1) Pulse test : Pulse width
300
, duty cycle
2%
Note 2) Guaranteed by design, not subject to production testing.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
BVDSS
ID= 250 A, VGS=0V
N-Ch
30
-
-
V
P-Ch
-30
-
-
Drain Cut-off Current
IDSS
VDS=24V, VGS=0V
N-Ch
-
-
1
A
VDS=-24V, VGS=0V
P-Ch
-
-
-1
Gate Threshold Voltage
Vth
VDS=VGS, ID= 250 A
N-Ch
1
1.5
2
V
P-Ch
-1
-1.5
-2
Gate Leakage Current
IGSS
VGS= 20V, VDS=0V
N-Ch
P-Ch
-
-
100
nA
Drain-Source ON Resistance
RDS(ON)
(Note 1)
VGS=10V, ID=7A
N-Ch
-
17
24
m
VGS=4.5V, ID=5A
-
22
30
VGS=-10V, ID=-5.5A
P-Ch
-
35
56
VGS=-4.5V, ID=-4A
-
51
78
Source-Drain Diode Forward Voltage
VSD
(Note 1)
IDR=2A, VGS=0V
N-Ch
-
0.7
1.3
V
IDR=-2.3A, VGS=0V
P-Ch
-
-0.7
-1.3
Dynamic
(Note 2)
Total Gate Charge
Qg
N-Channel
VDS=15V, ID=7A
VGS=10V
P-Channel
VDS=-15V, ID=-5.5A
VGS=-10V
(Fig.1)
N-Ch
-
19
28
nC
P-Ch
-
33
43
Gate-Source Charge
Qgs
N-Ch
-
1.6
-
P-Ch
-
5
-
Gate-Drain Charge
Qgd
N-Ch
-
3.6
-
P-Ch
-
4
-
Turn-on Delay time
td(on)
N-Channel
VDD=15V, ID=2A
VIN=10V, RG=6
RL=7.5
P-Channel
VDD=-15V, ID=-2A
VIN=-10V, RG=6
RL=7.5
(Fig.2)
N-Ch
-
11
20
ns
P-Ch
-
12
24
Turn-on Rise time
tr
N-Ch
-
17
28
P-Ch
-
15
29
Turn-off Delay time
td(off)
N-Ch
-
36
62
P-Ch
-
35
60
Turn-off Fall time
tf
N-Ch
-
20
36
P-Ch
-
15
30
Input Capacitance
Ciss
N-Channel
VDS=25V, VGS=0V
f=1.0MHz
P-Channel
VDS=-25V, VGS=0V
f=1.0MHz
N-Ch
-
835
-
pF
P-Ch
-
950
-
Reverse Transfer Capacitance
Crss
N-Ch
-
15
-
P-Ch
-
110
-
Output Capacitance
Coss
N-Ch
-
145
-
P-Ch
-
160
-


Podobny numer części - KMA7D0NP30Q

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sensortechnics GmbH
KMA-B010GUYLN SENSORTECHNICS-KMA-B010GUYLN Datasheet
59Kb / 3P
   Amplified OEM pressure sensors
logo
KEC(Korea Electronics)
KMA010P20Q KEC-KMA010P20Q Datasheet
750Kb / 5P
   P-Ch Trench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KMA1117 KEXIN-KMA1117 Datasheet
107Kb / 3P
   1A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
logo
NXP Semiconductors
KMA199 NXP-KMA199 Datasheet
595Kb / 36P
   Programmable angle sensor
Rev. 01-26 April 2010
KMA199E NXP-KMA199E Datasheet
166Kb / 31P
   Programmable angle sensor
Rev. 01-18 October 2007
More results

Podobny opis - KMA7D0NP30Q

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA_15 Datasheet
400Kb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB6D0NP40QA KEC-KMB6D0NP40QA Datasheet
867Kb / 8P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KML0D6NP20EA KEC-KML0D6NP20EA_15 Datasheet
1Mb / 6P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA_11 Datasheet
1Mb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KML0D6NP20EA KEC-KML0D6NP20EA Datasheet
64Kb / 6P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA Datasheet
497Kb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB3D5PS30QA KEC-KMB3D5PS30QA Datasheet
469Kb / 5P
   SBD and P-Ch Trench MOSFET
KMD7D5P40QA KEC-KMD7D5P40QA_15 Datasheet
796Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMA2D4P20SA KEC-KMA2D4P20SA_15 Datasheet
595Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMB010P30QA KEC-KMB010P30QA_15 Datasheet
741Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com