Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMC7D0CN20CA Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KMC7D0CN20CA
Szczegółowy opis  Common N-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMC7D0CN20CA Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2008. 12. 19
2/5
KMC7D0CN20CA
Revision No : 3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
)
Note > *Pulse test : Pulse width
300
, Duty Cycle
2%.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Static
Drain to Source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS=0V, ID=250 A
20
-
-
V
Drain Cut-off Current
IDSS
VDS=16V, VGS=0V
-
-
1
A
Gate to Source Leakage Current
IGSS
VGS= 10V, VDS=0V
-
-
10
A
Gate Threshold Voltage
Vth
VDS=VGS, ID=250 A
0.5
0.7
1.5
V
Drain to Source On Resistance
RDS(ON)*
VGS=4.5V, ID=4.0A
-
16.5
20.5
m
VGS=4.0V, ID=3.0A
-
17.0
21.0
VGS=3.1V, ID=3.0A
-
18.5
22.5
VGS=2.5V, ID=3.0A
-
20.5
26.0
Gate Resistance
Rg
f=1MHz
-
2.5
-
k
Forward Transconductance
gfs*
VDS=5V, ID=5A
-
12
-
S
Dynamic
Total Gate Charge
Qg*
VDS=10V, ID=7A
VGS=4.0V
-
6.7
-
nC
Gate to Source Charge
Qgs*
-
0.8
-
Gate to Drain Charge
Qgd*
-
3.2
-
Turn-On Delay Time
td(on)
VDD=10V, VGS=4.0V
ID=4.0A, RG=6
-
1.0
-
s
Turn-On Rise Time
tr
-
2.1
-
Turn-Off Delay Time
td(off)
-
8.5
-
Turn-Off Fall Time
tf
-
7.5
-
Source to Drain Diode Ratings
Source to Drain Diode Forward Voltage
VSD*
VGS=0V, IS=1.7A
-
0.8
1.2
V


Podobny numer części - KMC7D0CN20CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMC7D0CN20CA KEC-KMC7D0CN20CA Datasheet
598Kb / 5P
   Common N-Ch Trench MOSFET
More results

Podobny opis - KMC7D0CN20CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMC7D0CN20CA KEC-KMC7D0CN20CA Datasheet
598Kb / 5P
   Common N-Ch Trench MOSFET
KMC6D5CN20CA KEC-KMC6D5CN20CA Datasheet
78Kb / 4P
   Common N-Ch Trench MOSFET
KU2307K KEC-KU2307K Datasheet
80Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KU2307Q KEC-KU2307Q Datasheet
59Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA_15 Datasheet
809Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0N40QA KEC-KMB7D0N40QA Datasheet
372Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB3D5N40SA KEC-KMB3D5N40SA Datasheet
824Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N45DA KEC-KMB054N45DA Datasheet
247Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SNN4510D KODENSHI-SNN4510D Datasheet
416Kb / 8P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA Datasheet
471Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com