Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMC7D0CN20CA Arkusz danych(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KMC7D0CN20CA
Szczegółowy opis  Common N-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMC7D0CN20CA Arkusz danych(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMC7D0CN20CA Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2008. 12. 19
5/5
KMC7D0CN20CA
Revision No : 3
Fig 11. Gate Charge
VGS
10 V
Qg
Qgd
Qgs
Q
VDS
VGS
tr
td(on)
10%
90%
ton
tf
td(off)
toff
ID
ID
Fig 12 . Resistive Load Switching
V
DS
VGS
VDS
VGS
1.0 mA
Schottky
Diode
4.0 V
6
RL
0.5
VDSS
0.5
VDSS


Podobny numer części - KMC7D0CN20CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMC7D0CN20CA KEC-KMC7D0CN20CA Datasheet
598Kb / 5P
   Common N-Ch Trench MOSFET
More results

Podobny opis - KMC7D0CN20CA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMC7D0CN20CA KEC-KMC7D0CN20CA Datasheet
598Kb / 5P
   Common N-Ch Trench MOSFET
KMC6D5CN20CA KEC-KMC6D5CN20CA Datasheet
78Kb / 4P
   Common N-Ch Trench MOSFET
KU2307K KEC-KU2307K Datasheet
80Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KU2307Q KEC-KU2307Q Datasheet
59Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA_15 Datasheet
809Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0N40QA KEC-KMB7D0N40QA Datasheet
372Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB3D5N40SA KEC-KMB3D5N40SA Datasheet
824Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N45DA KEC-KMB054N45DA Datasheet
247Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SNN4510D KODENSHI-SNN4510D Datasheet
416Kb / 8P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA Datasheet
471Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com