Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ML-1K3 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Numer części ML-1K3
Szczegółowy opis  IR LED
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Strona internetowa  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

ML-1K3 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  ML-1K3 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. ML-1K3 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
IR LED
2/2
ML-1K3
power dissipatoin Vs. Ambient Temperature
Relative Sensitivity Vs. Wavelength
Radiant Pattern
Radiant intensity Vs. Forward current
Forward current Vs. Forward voltage
Ambient temperature(Ta)
0
0
20
40
50
100
(㎽)
100
60
80
(℃)
100
800
Wavelength(λ)
20
400
0
500
700
600
60
40
80
1000
900
(㎚)
1100
(%)
+20
Relative intensity(%)
100
50
+4
0
50
0
50
100
-40
-20
0
Forward current(IF)
10
-2
10
0
10
1
10
10
-1
3
2
10 (mA)
0
10
101
Ta=25℃
I = 50㎃
F
Detector
SP-1ML
Relative radiant intensity Vs.
Distance test methode
0
Ambient temperature(Ta)
-20
0.1
10
1
20
40
60
80
100 (℃)
Radiant intensity Vs. Ambient temperature
(㎃)
100
50
0
Ta=25℃
1.5
Forward voltage(V )
0.5
01.0
F
2.0
(V)
Radiant intensity Vs. Distance
(%)
Distance( )
1
1
10
100
100
10
(㎜)


Podobny numer części - ML-1K3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Laird Tech Smart Techno...
ML-1KA LSTD-ML-1KA Datasheet
586Kb / 2P
   Environmentally green
More results

Podobny opis - ML-1K3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
QBLP651-IR3 ETC1-QBLP651-IR3 Datasheet
503Kb / 9P
   IR LED
QBLP613-IR1 ETC1-QBLP613-IR1 Datasheet
393Kb / 9P
   IR LED
QBLP601-IR2 ETC1-QBLP601-IR2 Datasheet
398Kb / 9P
   IR LED
QBLP650-IR2 ETC1-QBLP650-IR2 Datasheet
476Kb / 9P
    IR LED
QBLP650-IR3 ETC1-QBLP650-IR3 Datasheet
474Kb / 9P
   IR LED
QBLP630-IR3 ETC1-QBLP630-IR3 Datasheet
486Kb / 9P
   0805 IR LED
QBLP670-IR1 ETC1-QBLP670-IR1 Datasheet
552Kb / 9P
   PLCC2 IR LED
QBLP630-IR1 ETC1-QBLP630-IR1 Datasheet
472Kb / 9P
   0805 IR LED
QBLP630-IR2 ETC1-QBLP630-IR2 Datasheet
475Kb / 9P
   0805 IR LED
QBLP676-IR2 ETC1-QBLP676-IR2 Datasheet
493Kb / 9P
   PLCC2 IR LED
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com