Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TEA1110AL-D14-T Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies |
|
TEA1110AL-D14-T Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies |
5 / 9 page TEA1110A LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 5 of 9 www.unisonic.com.tw QW-R108-014.C APPLICATION INFORMATION CIRCUIT Typical application of the UTC TEA1110A in sets with Pulse Dialling or Flash facilities -+ IR LN QR GAR MIC + MIC - SLPE REG AGC VEE Vcc DTMF MUTE RCC 619 + Zbal Rast3 390Ω Rast2 3.92kΩ Rast1 130KΩ Rprotect 10Ω a/b b/a Telephone line VDR 95V Rpd2 470kΩ Rpd3 1MΩ Rpd4 470kΩ Rpd5 470kΩ BC547 Rpd6 68kΩ PD input 1nF UTC TEA1110A + BC547 BSN254 BC558 BF473 BZX79C10 4× BAS11 CGARS CGAR 100pF CIR RSLPE 20Ω RLIMIT 3.9Ω BZX79C10 470kΩ Rpd1 signal from dial and control circuits supply for peripheral circuits CREG 4.7μF CVCC 100μF |
Podobny numer części - TEA1110AL-D14-T |
|
Podobny opis - TEA1110AL-D14-T |