Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
7427927110 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
7427927110 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 2 page Bezeichnung : description : Größe / size 0402 A 1.0 ± 0.05 mm B 0.5 ± 0.05 mm C 0.5 ± 0.05 mm D 0.25 ± 0.1 mm Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Impedanz / impedance Max. Impedanz / max. impedance DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current 33% + 20°C SMU Version 1 09-07-27 Name Änderung / modification Datum / date Luftfeuchtigkeit / humidity: Umgebungstemperatur / temperature: 7427927110 1 GHz 100 MHz RDC typ. Z max. ........................................................................... .................................................................................. .................................................................................. Würth Elektronik Z 15 IDC D Prüfgeräte / test equipment: Agilent E4991A /16197A für/for Z und/and material HP 34401 A für/for RDC und/and IDC 500 A Mechanische Abmessungen / dimensions: Kunde / customer : Multilayer-SMD-Ferrit Multilayer-SMD-Ferrite Artikelnummer / part number : Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked storage temperature on Tape&Reel: -20°C - + 60°C Basismaterial / base material: http://www.we-online.com Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2009-07-27 max. mA Datum / date ........................................................................... Unterschrift / signature Kontrolliert / approved Testbedingungen / test conditions Ferrit / ferrite C Lötpad / soldering spec.: B Elektrische Eigenschaften / electrical properties: E Testbedingungen / test conditions: Ω 0.05 ±25% 10 Ω Ω Kunde / customer Freigabe erteilt / general release: Lagertemperatur der Bauteile in Tape&Reel Verpackung G Eigenschaften / general specifications: Betriebstemp. / operating temperature: -55°C - +125°C F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals: SEITE 1 VON 2 |
Podobny numer części - 7427927110 |
|
Podobny opis - 7427927110 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |