Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BD4153FV Arkusz danych(PDF) 10 Page - Rohm

Numer części BD4153FV
Szczegółowy opis  Power Switch ICs for ExpressCard
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD4153FV Arkusz danych(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BD4153FV Datasheet HTML 6Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 7Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 8Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 9Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 10Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 11Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 12Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 13Page - Rohm BD4153FV Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
BD4153FV,BD4153EFV
Technical Note
10/17
www.rohm.com
2010.04 - Rev.B
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
BD4153FV Evaluation Board Circuit
BD4153FV Evaluation Board Application Components
Part No
Value
Company
Parts Name
Part No
Value
Company
Parts Name
U1
-
ROHM
BD4153FV
C6a
-
-
-
R7
10kΩ
ROHM
MCR03series
C7
-
-
-
R10
10kΩ
ROHM
MCR03series
C8
10μF
murata
GRM21 series
R10a
0Ω
ROHM
MCR03series
C10
-
-
-
R11
120kΩ
ROHM
MCR03series
C11
-
-
-
R11a
0Ω
ROHM
MCR03series
C12
-
-
-
R12
120kΩ
ROHM
MCR03series
C13
0.033μF
murata
GRM18 series
R12a
0Ω
ROHM
MCR03series
C14
0.22μF
murata
GRM21 series
R15
10kΩ
ROHM
MCR03series
C16
2200pF
murata
GRM18 series
R18
-
-
C17
1μF
murata
GRM21 series
R20
0Ω
ROHM
MCR03series
C20
0.1μF
murata
GRM18 series
R23
0Ω
ROHM
MCR03series
C21
1μF
murata
GRM21 series
R24
10Ω
ROHM
MCR03series
C23
0.1μF
murata
GRM18 series
C2
2200pF
murata
GRM18 series
C23a
-
-
-
C3
10μF
murata
GRM21 series
C24
0.1μF
murata
GRM18 series
C5
1μF
murata
GRM21 series
C6
0.01μF
murata
GRM18 series
BD4153FV
V3_IN2
GND
V3AUX
V3_1
SS_V3
EN
VCAC
SS_V3AUX
V3_2
PERST_IN#
V15_1
V15_2
SYSR
CPPE#
CPUSB#
V3 IN1
V3_AUXIN
PERST#
V15 IN2
V15 IN1
SS_V15
OC
OC DELAY
PERST#_DELAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
VCC
VCC
VCC
TP16 TP15
C2
C3
TP17
TP2
C5
C6a
C6
V3_AUXIN
R7
R7a
S2
TP4
C7
C8
TP18
TP3
S4
S5
S6
R10
R12
R11
R10a
R12a
R11a
C10
C12
C11
TP6
TP7
TP8
TP1
TP21
C24
C23a
C21
TP13
R24
R23
S1
C23
R20
C20
C17
C16
C14
C13
TP11
VCC
TP14
TP20
TP12
TP22
TP19
TP9
R15
R18
TP10
U1


Podobny numer części - BD4153FV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD4153FV ROHM-BD4153FV Datasheet
275Kb / 6P
   Power switch for ExpressCard
BD4153FV ROHM-BD4153FV Datasheet
689Kb / 18P
   Power Switch ICs for ExpressCardTM
BD4153FV ROHM-BD4153FV_09 Datasheet
689Kb / 18P
   Power Switch ICs for ExpressCardTM
More results

Podobny opis - BD4153FV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD4153EFV ROHM-BD4153EFV Datasheet
295Kb / 6P
   Power switch for ExpressCard
BD4154FV ROHM-BD4154FV Datasheet
381Kb / 6P
   Power switch for ExpressCard
BD4153FV ROHM-BD4153FV Datasheet
275Kb / 6P
   Power switch for ExpressCard
BD4155FV ROHM-BD4155FV Datasheet
399Kb / 6P
   Power switch for ExpressCard
BD4154FV ROHM-BD4154FV_10 Datasheet
438Kb / 16P
   Power Switch IC for ExpressCard
BD4155FV ROHM-BD4155FV_10 Datasheet
473Kb / 17P
   Power Switch IC for ExpressCard
logo
Nuvoton Technology Corp...
W83L351YG NUVOTON-W83L351YG Datasheet
632Kb / 33P
   ExpressCard??Power Interface Switch
W83L351 NUVOTON-W83L351 Datasheet
632Kb / 33P
   ExpressCard??Power Interface Switch
logo
Texas Instruments
TPS2236 TI-TPS2236 Datasheet
953Kb / 26P
[Old version datasheet]   ExpressCard POWER INTERFACE SWITCH
logo
Winbond
W83L351 WINBOND-W83L351 Datasheet
1Mb / 33P
   ExpressCard??Power Interface Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com