Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU15TD2WNVX Arkusz danych(PDF) 9 Page - Rohm

Numer części BU15TD2WNVX
Szczegółowy opis  1ch 200mA CMOS LDO Regulators
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU15TD2WNVX Arkusz danych(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BU15TD2WNVX Datasheet HTML 5Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 6Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 7Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 8Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 9Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 10Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 11Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 12Page - Rohm BU15TD2WNVX Datasheet HTML 13Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 42 page
background image
Technical Note
9/41
BU□□TD2WNVX series
www.rohm.com
2011.07 - Rev.C
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Fig.47. Load Response
1.50
1.45
1.40
1.55
50
100
0
IOUT=50mA→100mA
Fig.46. Load Response
IOUT=200mA→0mA
100
200
0
1.60
1.50
1.40
1.70
Fig.48. Load Response
1.55
1.50
1.45
1.60
50
100
0
IOUT=100mA→50mA
Reference data BU15TD2WNVX (Ta=25℃ unless otherwise specified.)
Fig.43. Load Response
1.50
1.45
1.40
1.55
50
100
0
IOUT=0mA→100mA
Fig.42. Load Response
IOUT=50mA→0mA
1.25
1.20
1.15
1.30
50
100
0
1.55
1.50
1.45
1.60
50
100
0
Fig.41. Load Response
1.50
1.45
1.40
1.55
50
100
0
IOUT=0mA→50mA
Fig.44. Load Response
IOUT=100mA→0mA
50
100
0
1.55
1.50
1.45
1.60
Fig.45. Load Response
1.50
1.40
1.30
1.60
100
200
0
IOUT=0mA→200mA


Podobny numer części - BU15TD2WNVX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU15TD2WNVX-XTL ROHM-BU15TD2WNVX-XTL Datasheet
566Kb / 12P
   high-performance FULL CMOS regulator with 200-mA output, which is mounted on versatile package SSON004X1010
More results

Podobny opis - BU15TD2WNVX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU12SD2MG-MTR ROHM-BU12SD2MG-MTR Datasheet
834Kb / 31P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU18SA4WGWL-E2 ROHM-BU18SA4WGWL-E2 Datasheet
999Kb / 37P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU15TA2WNVX ROHM-BU15TA2WNVX_11 Datasheet
1Mb / 30P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BH12PB1WHFV ROHM-BH12PB1WHFV_11 Datasheet
353Kb / 11P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
BH15M0AWHFV-TR ROHM-BH15M0AWHFV-TR Datasheet
577Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BUXXSD5 ROHM-BUXXSD5 Datasheet
941Kb / 20P
   1ch 500mA CMOS LDO Regulators
2016.05.31 Rev.003
BH31FB1WHFV-TR ROHM-BH31FB1WHFV-TR Datasheet
562Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BHXXM0A ROHM-BHXXM0A Datasheet
632Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
21.Nov.2013 Rev.001
BHXXMA3 ROHM-BHXXMA3 Datasheet
619Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
25.Sep.2013 Rev.001
BH25NB1WHFV ROHM-BH25NB1WHFV_11 Datasheet
303Kb / 9P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com