Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LS03-1A71-PP-1500W_DE Arkusz danych(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Numer części LS03-1A71-PP-1500W_DE
Szczegółowy opis  (deutsch) LS Level Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MEDER [Meder Electronic]
Strona internetowa  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS03-1A71-PP-1500W_DE Arkusz danych(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  LS03-1A71-PP-1500W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LS03-1A71-PP-1500W
LS03-1A66-PP-1500W
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
9532711154
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Transportstrom
DC or Peak AC
Schaltstrom
!
Sensor deactivated
Sensorwiderstand
PP
Gehäusematerial
natur
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
"#
$
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
"#
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
"#
$
Lagertemperatur
IP68
DIN EN 60529
Schutzart
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
%
$
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
30.05.07
WKOVACS
WKOVACS
05
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung:
Neuanlage am:
Letzte Änderung:
17.06.10
DKUECHLER
TFRITSCHI
Freigegeben von:
Freigegeben von:
01.06.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
24.06.10


Podobny numer części - LS03-1A71-PP-1500W_DE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Meder Electronic
LS03-1A71-PP-1500W MEDER-LS03-1A71-PP-1500W Datasheet
127Kb / 1P
   LS Level Sensor
More results

Podobny opis - LS03-1A71-PP-1500W_DE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Meder Electronic
LS01-1A66-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1A66-PP-1000W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B84-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1B84-PP-1000W_DE Datasheet
105Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B85-PA-500W_DE MEDER-LS01-1B85-PA-500W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-500W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-1000W_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-3000W_DE MEDER-LS02-1A66-PP-3000W_DE Datasheet
144Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A85-PA-500W_DE Datasheet
151Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-1000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-5000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-5000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-500W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-2000W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-2000W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com