Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMEPR60-AZ Arkusz danych(PDF) 3 Page - AIMTEC

Numer części AMEPR60-AZ
Szczegółowy opis  up to 5A | AC-DC LED driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMEPR60-AZ Arkusz danych(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AMEPR60-AZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMEPR60-AZ Datasheet HTML 9Page - AIMTEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Series AMEPR60-AZ
up to 5A | AC-DC LED driver
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052.1e R3.J
3 of 11
North America only
Application Circuit
Model Number
Maximum Pot
Value (kΩ)
AMEPR60-50120AZ
26.00
AMEPR60-36170AZ
16.95
AMEPR60-24250AZ
26.10
AMEPR60-12500AZ
34.10
Temperature graph
-40 -20
020
40
60
80
100
100
80
60
40
20
0
Free Air Convection
55 º C
Safe Operating Area
Ambient Temperature º C
85


Podobny numer części - AMEPR60-AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEPR60-AZ AIMTEC-AMEPR60-AZ_16 Datasheet
701Kb / 14P
   AC-DC Constant Current or Constant Voltage LED Driver
More results

Podobny opis - AMEPR60-AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ Datasheet
900Kb / 9P
   up to 5A | AC-DC LED driver
AMEOR60-AZ AIMTEC-AMEOR60-AZ Datasheet
477Kb / 11P
   up to 5A | AC-DC LED driver
AMEOR60C-50120AZ AIMTEC-AMEOR60C-50120AZ Datasheet
872Kb / 14P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60-AZ AIMTEC-AMEOR60-AZ_16 Datasheet
597Kb / 12P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60-AZ AIMTEC-AMEOR60-AZ_13 Datasheet
637Kb / 11P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60C-AZ AIMTEC-AMEOR60C-AZ_16 Datasheet
670Kb / 14P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEOR60-50120AZ AIMTEC-AMEOR60-50120AZ Datasheet
977Kb / 12P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR60C-50120AZ AIMTEC-AMEPR60C-50120AZ_17 Datasheet
1Mb / 13P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-AZ AIMTEC-AMER120-AZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER120-CAZ AIMTEC-AMER120-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 5A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com