Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMER90-24375AZ Arkusz danych(PDF) 5 Page - AIMTEC

Numer części AMER90-24375AZ
Szczegółowy opis  up to 3.75A | AC-DC LED driver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER90-24375AZ Arkusz danych(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AMER90-24375AZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMER90-24375AZ Datasheet HTML 9Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Series AMER90-AZ
up to 3.75A | AC-DC LED driver
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052.1e R3.J
5 of 9
North America only
PFC Value vs. Output Load Current (CC Load)
AMEPR90-50180AZ
AMER90-36250AZ


Podobny numer części - AMER90-24375AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER90-24375AZ AIMTEC-AMER90-24375AZ Datasheet
667Kb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-24375AZ AIMTEC-AMER90-24375AZ Datasheet
632Kb / 11P
   AC-DC Constant Current or Constant Voltage LED Driver
More results

Podobny opis - AMER90-24375AZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-AZ AIMTEC-AMER90-AZ_13 Datasheet
1Mb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-CAZ AIMTEC-AMER90-CAZ Datasheet
711Kb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMER90-AZ AIMTEC-AMER90-AZ_12 Datasheet
667Kb / 10P
   up to 3.75A | AC-DC / DC-DC | LED Driver / Converter
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR30D-5070AZ-U AIMTEC-AMEPR30D-5070AZ-U Datasheet
505Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC LED driver
AMER60N-42130Z AIMTEC-AMER60N-42130Z Datasheet
819Kb / 7P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
AMER160-48320Z AIMTEC-AMER160-48320Z Datasheet
436Kb / 6P
   up to 3400mA | AC-DC LED driver
AMEQR50N-50100Z AIMTEC-AMEQR50N-50100Z Datasheet
418Kb / 4P
   up to 1000mA | AC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com