Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1022 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numer części 2SD1022
Szczegółowy opis  Darlington Transistor(5A NPN)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Strona internetowa  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

2SD1022 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  2SD1022 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
2SD1022
Collector Current Derating
VCE = fixed
PT limit
IS/B limit
Case Temperature Tc [
°C]


Podobny numer części - 2SD1022

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1022 ISC-2SD1022 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results

Podobny opis - 2SD1022

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SD1023 SHINDENGEN-2SD1023 Datasheet
445Kb / 9P
   Darlington Transistor(5A NPN)
logo
Transys Electronics
MPSA13 TRSYS-MPSA13 Datasheet
124Kb / 1P
   NPN DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA13 FAIRCHILD-MPSA13 Datasheet
605Kb / 13P
   NPN Darlington Transistor
logo
Samsung semiconductor
MMBT6427 SAMSUNG-MMBT6427 Datasheet
67Kb / 2P
   NPN (DARLINGTON TRANSISTOR)
logo
Rohm
2SD2399 ROHM-2SD2399 Datasheet
370Kb / 5P
   Transistor,NPN,Darlington
logo
Fairchild Semiconductor
2N5306 FAIRCHILD-2N5306 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
NXP Semiconductors
BC517 PHILIPS-BC517 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN Darlington transistor
1999 Apr 23
logo
Fairchild Semiconductor
TN6725A FAIRCHILD-TN6725A Datasheet
26Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
First Components Intern...
BC618 FCI-BC618 Datasheet
73Kb / 5P
   NPN Darlington Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
2N7052 FAIRCHILD-2N7052_01 Datasheet
310Kb / 8P
   NPN Darlington Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com