Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDBHM260L-HF Arkusz danych(PDF) 4 Page - Comchip Technology

Numer części CDBHM260L-HF
Szczegółowy opis  Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  COMCHIP [Comchip Technology]
Strona internetowa  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBHM260L-HF Arkusz danych(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBHM260L-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBHM260L-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBHM260L-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBHM260L-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
QW-JL004
SMD Diodes Specialist
COMCHIP
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
REV: A
Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
Suggested PAD Layout
Standard Package
Case Type
Qty Per Reel
(Pcs)
3000
Reel Size
(inch)
13
SIZE
(inch)
0.100 REF
(mm)
2.55 REF
0.82 MIN
0.92 MIN
0.032MIN
0.036 MIN
7.00 MAX
0.272MAX
B
C
D
A
MBS-2
MBS-2
D
A
C
B


Podobny numer części - CDBHM260L-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBHM260L-HF COMCHIP-CDBHM260L-HF Datasheet
129Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
More results

Podobny opis - CDBHM260L-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBHM120L-HF COMCHIP-CDBHM120L-HF Datasheet
86Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHD220-G COMCHIP-CDBHD220-G Datasheet
112Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM120L-G COMCHIP-CDBHM120L-G Datasheet
111Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM120L-HF COMCHIP-CDBHM120L-HF_12 Datasheet
87Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM220L-G COMCHIP-CDBHM220L-G Datasheet
129Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
CDBHM220L-HF COMCHIP-CDBHM220L-HF_12 Datasheet
129Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Bridge Rectifiers
Z4DGP406L-HF COMCHIP-Z4DGP406L-HF Datasheet
448Kb / 4P
   Low VF SMD Bridge Rectifiers
Z4DGP406L-HF COMCHIP-Z4DGP406L-HF Datasheet
448Kb / 4P
   Low VF SMD Bridge Rectifiers
CDBHD120L-G COMCHIP-CDBHD120L-G_12 Datasheet
159Kb / 4P
   Low VF Schottky Bridge Rectifiers
CDBHD120L-G COMCHIP-CDBHD120L-G Datasheet
275Kb / 2P
   Low VF Schottky Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com