Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N5059 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części 1N5059
Szczegółowy opis  Standard Avalanche Sinterglass Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5059 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  1N5059 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5059 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5059 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5059 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
Document Number: 86000
140
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Rev. 1.6, 25-Aug-10
1N5059, 1N5060, 1N5061,1N5062
Vishay Semiconductors
Standard Avalanche Sinterglass
Diode
Fig. 5 - Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters (inches): SOD-57
0
10
20
30
40
50
0.1
1
10
100
VR -Reverse Voltage(V)
15766
f=1MHz
20543
26 (1.024) min.
4 (0.157) max.
26 (1.024) min.


Podobny numer części - 1N5059

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Powerex Power Semicondu...
1N5059 POWEREX-1N5059 Datasheet
204Kb / 4P
   Passivated Rectifier
logo
Digitron Semiconductors
1N5059 DIGITRON-1N5059 Datasheet
90Kb / 2P
   STANDARD AVALANCHE SINTERGLASS DIODE
logo
Vishay Siliconix
1N5059 VISHAY-1N5059 Datasheet
43Kb / 4P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
Diotec Semiconductor
1N5059 DIOTEC-1N5059 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
logo
General Semiconductor
1N5059 GE-1N5059 Datasheet
52Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
More results

Podobny opis - 1N5059

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
BYT51A VISHAY-BYT51A_10 Datasheet
113Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 25-Aug-10
BYW82 VISHAY-BYW82_10 Datasheet
108Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BY228 LUGUANG-BY228 Datasheet
211Kb / 3P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
1348380 VISHAY-1348380 Datasheet
120Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BY527 VISHAY-BY527_V01 Datasheet
139Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYT62 VISHAY-BYT62_V01 Datasheet
155Kb / 5P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
1N5059 VISHAY-1N5059_15 Datasheet
130Kb / 5P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 12-Sep-12
BY527 VISHAY-BY527_10 Datasheet
120Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
S330D VISHAY-S330D_10 Datasheet
114Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 25-Aug-10
BY228TAP VISHAY-BY228TAP Datasheet
111Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 12-Sep-12
BY228 VISHAY-BY228_10 Datasheet
102Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 09-Aug-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com