Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1507 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części 2SA1507
Szczegółowy opis  160V / 1.5A Switching Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SA1507 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  2SA1507_10 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SA1507_10 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SA1507_10 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SA1507_10 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 2SA1507_10 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2SA1507 / 2SC3902
No.2101-4/5
Case Temperature, Tc --
°C
PC -- Tc
0
2
4
6
12
10
8
0
20
80
100
60
40
160
140
120
ITR03838
2SA1507 / 2SC3902
Collector-to-Emitter Voltage, VCE -- V
A S O
Ambient Temperature, Ta --
°C
PC -- Ta
0.01
1.0
0.1
10
5
3
2
5
3
2
5
5
3
2
1.0
73
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.6
1.4
1.5
1.2
1.0
0
20
80
100
60
40
160
140
120
ITR03836
No
heat
sink
7
10
53
27
53
2
100
ITR03837
100
ms
DC
operation
(T
a=25
°C)
DC
operation
(T
c=25
°C)
Ta=25
°C
Single pulse
For PNP, minus sign is omitted.
2SA1507 / 2SC3902
2SA1507 / 2SC3902
ICP=2.5A
IC=1.5A
VBE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
Collector Current, IC -- A
VCE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
VCE(sat) -- IC
VBE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
ITR03834
--1.0
--10
3
5
7
2
3
5
7
2
7 --0.01
--0.1
57
3
2
--1.0
57
3
23
2
1.0
10
3
5
7
2
3
5
7
2
7 0.01
0.1
57
3
2
1.0
57
3
23
2
ITR03835
2SA1507
IC / IB=10
2SC3902
IC / IB=10
25
°C
75
°C
Ta=--25°C
25
°C
75
°C
Ta=--25°C
2
--0.01
--0.1
57
73
2
--1.0
57
32
3
2
0.01
0.1
57
73
2
1.0
57
32
3
--10000
--1000
2
3
5
--100
2
3
5
2
3
5
10000
1000
2
3
5
100
2
3
5
2
3
5
ITR03832
ITR03833
2SC3902
IC / IB=10
2SA1507
IC / IB=10
--25
°C
25
°C
Ta=75°C
--25
°C
25
°C
Ta=75°C


Podobny numer części - 2SA1507_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1507 SANYO-2SA1507_12 Datasheet
437Kb / 7P
   160V / 1.5A Switching Applications
logo
Unisonic Technologies
2SA1507 UTC-2SA1507_15 Datasheet
171Kb / 5P
   SWITCHING TRANSISTOR
More results

Podobny opis - 2SA1507_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SA1507 SANYO-2SA1507_12 Datasheet
437Kb / 7P
   160V / 1.5A Switching Applications
2SA1249 SANYO-2SA1249 Datasheet
96Kb / 3P
   160V/1.5A Switching Applications
2SA1507 SANYO-2SA1507 Datasheet
130Kb / 4P
   160V/1.5A Switching Applications
2SA1477 SANYO-2SA1477 Datasheet
119Kb / 4P
   160V/140mA Switching Applications
2SA1248 SANYO-2SA1248 Datasheet
103Kb / 3P
   160V/700mA Switching Applications
2SA1769 SANYO-2SA1769 Datasheet
131Kb / 4P
   160V/700mA Switching Applications
logo
Rohm
2SD1918 ROHM-2SD1918_10 Datasheet
149Kb / 3P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
2SD1918TLQ ROHM-2SD1918TLQ Datasheet
110Kb / 3P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
2SD1918 ROHM-2SD1918_09 Datasheet
170Kb / 3P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
2SD2211 ROHM-2SD2211 Datasheet
138Kb / 4P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com