Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB130 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SB130
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SB130 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SB130 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SB130 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SB130 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SB130 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 88715
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 16-Oct-09
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
SB120 thru SB160
Vishay General Semiconductor
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
10
1
100
100
1000
10
0.1
Reverse Voltage (V)
SB120 thru SB140
SB150 and SB160
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
0.01
10
1
100
10
100
0.1
0.1
1
t - Pulse Duration (s)
DO-204AL (DO-41)
0.107 (2.7)
0.080 (2.0)
DIA.
0.034 (0.86)
0.028 (0.71)
DIA.
1.0 (25.4)
MIN.
1.0 (25.4)
MIN.
0.205 (5.2)
0.160 (4.1)


Podobny numer części - SB130

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SB130 PANJIT-SB130 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Rugao Dachang Electroni...
SB130 DACHANG-SB130 Datasheet
127Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB130 VISHAY-SB130 Datasheet
109Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier
04-Jun-03
logo
Microdiode Electronics ...
SB130 CHENDA-SB130 Datasheet
586Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SB130 SEMTECH_ELEC-SB130 Datasheet
199Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Podobny opis - SB130

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com